v olt age multipliers, inc. t el (559) 651-1402 871 1 w . roosevelt a ve. fax (559) 651-0740 v isalia, ca 93291 www .volt agemultipliers.com s pice model M25SG a .130(3.30) max. .020 .003 (.50 .08) 1.00(25.4) min. t r a pa g s 5 2 m g s 0 5 m g s 0 0 1 m . x a m ) 2 6 . 7 ( 0 0 3 . g s 0 6 1 m. x a m ) 9 8 . 8 ( 0 5 3 . s i t n e r r u c e g a k a e l e s r e v e r 7 0 - e 0 0 . 1s p m a n t n e i c i f f e o c n o i s s i m e 5 . 9 t e r u t a r e p m e t 5 2c s r e c n a t s i s e r s e i r e s e d o i d . 03 m h o t t e m i t t i s n a r t 0 0 0 3s n 0 j c n o i t c n u j s a i b - o r e z e c n a t i c a p a c 2 2 . 2f p j v l a i t n e t o p n o i t c n u j k l u b 6 7 . 6s t l o v m t n e i c i f f e o c g n i d a r g 5 . 0 g e p a g d n a b - y g r e n e 1 1 . 1s t l o v i t x t n e i c i f f e o c e r u t a r e p m e t 3 f k t n e i c i f f e o c e s i o n - r e k c i l f 0 f a t n e n o p x e e s i o n - r e k c i l f 1 c f e c n a t i c a p a c r o f t n e i c i f f e o c 5 . 0 v b e g a t l o v n w o d k a e r b e d o i d 0 0 6 3s t l o v v b i t n e r r u c n w o d k a e r b e d o i d 0 0 1s p m a u t r a p r e b m u n g n i k r o w e s r e v e r e g a t l o v ) m w r v ( e g a r e v a d e i f i t c e r t n e r r u c ) o i ( e s r e v e r t n e r r u c m w r v @ ) r i ( d r a w r o f e g a t l o v ) f v ( e l c y c 1 e g r u s t n e r r u c s m 3 . 8 = p t ) m s f i ( e v i t i t e p e r e g r u s t n e r r u c ) m r f i ( e s r e v e r y r e v o c e r e m i t ) 3 ( ) r r t ( l a m r e h t e c n a d e p m i l - j n o i t c n u j . p a c c d v 0 5 @ z h k 1 @ ) j c ( ) 1 ( c 5 5 ) 2 ( c 0 0 1 c 5 2 c 0 0 1 c 5 2 c 5 2 c 5 2 c 5 2 0 0 0 . = l 5 2 1 . = l 0 5 2 . = l c 5 2 s t l o v s p m a m s p m a m a a s t l o v a m s p m a s p m a s n w / c w / c w / c f p g s 5 2 m 0 0 5 20 0 10 51 . 00 16 5 20 . 82 . 10 0 0 38 10 30 50 . 2
|